PART |
Description |
Maker |
R440002500003000 R440002500004000 R440002500012000 |
KLEMMLEISTE SCHRAUB LOET 3POL SCHWARZ KLEMMLEISTE SCHRAUB LOET 4POL SCHWARZ KLEMMLEISTE SCHRAUB LOET 12POL SCHWARZ KLEMMLEISTE SCHRAUB SCHRAUB 3POL SCHWARZ KLEMMLEISTE施劳布施劳布3POL施瓦 KLEMMLEISTE SCHRAUB SCHRAUB 12POLSCHWARZ KLEMMLEISTE施劳布施劳布12POLSCHWARZ
|
Aeroflex, Inc.
|
KGR60 KGR80 KGR81 KGR40 KFR50 KFR50-6 KFR30 KGR30 |
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
|
Lumberg
|
0321 032105-1 032103 032104 032106 032107-1 032108 |
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
|
Lumberg
|
0384 0382 |
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 40/IP 68
|
Lumberg
|
036206-1 036307-1 036306-1 036208-1 036207-1 03620 |
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68 Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
|
Lumberg
|
030807-1 030804 030806 030808-1 0308-01 |
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68 Flansch-Einbaukupplung nach IEC 60130-9 Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
|
Lumberg
|
232-1285-09-0602J 232-1285-00-0602J 224-1275-00-06 |
RECEPTACLE ZIF SOCKET 插座ZIF插槽 Dual, Temperature-Controlled Resistors with Internally Calibrated Monitors and Password Protection IC插座热收缩中2未来 SOCKEL IC MIT LAENGSHEBEL 15.24MM 24POL 佐克尔集成电路麻省理工LAENGSHEBEL 15.24MM 24POL IC SOCKET SHRINK ZIF 28 WAY SOCKEL IC MIT LAENGSHEBEL 32POL IC SOCKET ZIF 14 WAY Nonvolatile Controller X 8 Chip IC SOCKET ZIF 18 WAY SOCKEL IC MIT LAENGSHEBEL 7.62MM 16POL SOCKEL IC MIT LAENGSHEBEL 15.24MM 32POL Receptacles for DIP Sockets
|
Ecliptek, Corp. 3M Company 3M Electronics
|
30229918 |
Micro modul-Steckverbinder fur direktes Stecken, in Schneid klemm tech nik (SKT), mit Verrastung auf der Leiter - platte durch Rast haken und -nocken, mit geschlossenen Seiten wanden
|
Lumberg
|
013707-1 013708-1 013705-1 013704 013706 013703 |
DIN-Rundsteckverbinder
|
Lumberg
|
SFH217F Q62702-P946 Q62702-P947 SFH203P SFH203PFA |
From old datasheet system Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
|
Siemens Semiconductor G... SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] SIEMENS AG
|
FP30R06W1E3-B11 FP30R06W1E3-B11-13 |
EasyPIM Modul mit Trench
|
Infineon Technologies A...
|